công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PLD200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Wavelength Electronics, Inc.

tên linh kiện PLD200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Laser Diode Drivers
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WAVELENGTH [Wavelength Electronics, Inc.]
Trang chủ  https://www.teamwavelength.com/
Logo WAVELENGTH - Wavelength Electronics, Inc.

PLD200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Wavelength Electronics, Inc.

  PLD200 Datasheet HTML 1Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 2Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 3Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 4Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 5Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 6Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 7Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 8Page - Wavelength Electronics, Inc. PLD200 Datasheet HTML 9Page - Wavelength Electronics, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
© 2019
www.teamWavelength.com
3
PLD SERIES LASER DIODE DRIVER
QUICK CONNECT GUIDE, CONTINUED
CONSTANT CURRENT TEST LOAD
We recommend using a test load to configure the PLD;
refer to
Figure 4. When using the test load, the actual drive
current can be determined by measuring the voltage drop
across the resistor. Do not place an ammeter in series with
the load circuit.
Figure 4. Constant Current Mode Laser Test Loads
1.0 , 2 W
1N4001 (2x)
1.3 - 2.0 V Compliance, Current to 1 A
1.5 - 2.0 V Compliance, Current to 5 A
1.5 - 2.5 V Compliance, Current to 15 A
Components must be heat-sinked
0.1 , 5 W
80SQ030 (3x)
0.05 , 100 W
STPS20M100ST (2x)
12
12
12
13
13
13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com