công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F2GQ4RF9IS bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F2GQ4RF9IS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F2GQ4RF9IS bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 51Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 52Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 53Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 54Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 55Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 56Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 57Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 57 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
2G
53
22 PACKAGE INFORMATION
Figure22-1. TFBGA-24BALL 6*8mm (6*4 ball array)
A
B
C
D
E
F
4
3
2
1
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
E
D
E1
e
e
D1
Φb
SD
SE
Dimensions
Symbol
A
A1
A2
b
D
D1
E
E1
e
SE
SD
Unit
mm
Min
0.25
0.70
0.35
5.90
3.00
BSC
7.90
5.00
BSC
1.00
BSC
0.50
TYP
0.50
TYP
Nom
0.30
0.80
0.40
6.00
8.00
Max
1.20
0.35
0.85
0.45
6.10
8.10
Inch
Min
0.010
0.028
0.014
0.232
0.118
BSC
0.311
0.197
BSC
0.039
BSC
0.020
TYP
0.020
TYP
Nom
0.012
0.031
0.016
0.236
0.315
Max
0.047
0.014
0.034
0.018
0.240
0.319
Note: Both the package length and width do not include the mold flash.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com