công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD5F2GQ4RF9IS bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

tên linh kiện GD5F2GQ4RF9IS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Trang chủ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD5F2GQ4RF9IS bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 43Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 44Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 45Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 46Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 47Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 48Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 49Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 50Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD5F2GQ4RF9IS Datasheet HTML 51Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 57 page
background image
SPI(x1/x2/x4) NAND Flash
2G
47
17 CAPACITANCE MEASUREMENT CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Conditions
CIN
Input Capacitance
6
pF
VIN=0V
COUT
Output Capacitance
8
pF
VOUT=0V
CL
Load Capacitance
30
pF
Input Rise And Fall time
5
ns
Input Pulse Voltage
0.1VCC to 0.8VCC
V
Input Timing Reference Voltage
0.2VCC to 0.7VCC
V
Output Timing Reference Voltage
0.5VCC
V
Figure17-1. Input Test Waveform and Measurement Level
0.8VCC
0.1VCC
0.7VCC
0.2VCC
0.5VCC
AC Measurement Level
Input timing reference level
Output timing reference level
Note: Input pulse rise and fall time are<5ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com