công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC3203SETRC bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC3203SETRC
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A EcoSpeed짰 Step-Down Regulator with Power Save
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC3203SETRC bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

Back Button SC3203SETRC Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC3203SETRC Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
SC3203
6
Detailed Application Circuit
EN
VIN
PG O O D
BYP
LX
BST
VOUT
Enable
VIN
VFB
RPGOOD
L
RTOP
RBOT
PAD
AG ND
1µ
PG O O D
Vext
SC3203
10nF
COUT
VOUT @ 3A
CTOP
CIN
49.9Ω
V
OUT (V)
0.9V
1.0V
1.1V
1.2V
1.5V
1.8V
2.5V
3.3V
5.0V
L (µH)
2.2
4.7
C
OUT (µF)
2x22uF X5R, 0805 case, 10V
2x10uF X5R, 0805 case, 10V
R
TOP (kΩ)
39.2
66.5
31.6
30.1
24.3
20.5
19.6
16.5
26.1
R
BOT (kΩ)
200
200
69.8
51.1
24.9
15
8.66
4.99
4.75
C
TOP (pF)
22
18
27
33
39
47
68
82
82
Component Selection



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com