công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC859DSL bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC859DSL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC859DSL bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC859DSL Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 92 page
background image
MOTOROLA
MPC866/859 Hardware Specifications
63
CPM Electrical Characteristics
Figure 63. Ethernet Transmit Timing Diagram
Figure 64. CAM Interface Receive Start Timing Diagram
Figure 65. CAM Interface REJECT Timing Diagram
TCLK1
128
TxD1
(Output)
128
TENA(RTS1)
(Input)
Notes:
Transmit clock invert (TCI) bit in GSMR is set.
If RENA is deasserted before TENA, or RENA is not asserted at all during transmit, then the
CSL bit is set in the buffer descriptor at the end of the frame transmission.
1.
2.
RENA(CD1)
(Input)
133
134
132
131
121
129
RCLK1
RxD1
(Input)
RSTRT
(Output)
0
136
125
1
1
BIT1
BIT2
Start Frame Delimiter
REJECT
137
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com