công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC859DSL bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC859DSL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC859DSL bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC859DSL Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC859DSL Datasheet HTML 31Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 92 page
background image
MOTOROLA
MPC866/859 Hardware Specifications
27
Bus Signal Timing
Figure 11 shows the timing for the input data controlled by the UPM for data beats where DLT3 = 1 in the
UPM RAM words. (This is only the case where data is latched on the falling edge of CLKOUT.)
Figure 11. Input Data Timing when Controlled by UPM in the Memory Controller and DLT3 = 1
Figure 12 through Figure 15 show the timing for the external bus read controlled by various GPCM factors.
Figure 12. External Bus Read Timing (GPCM Controlled—ACS = 00)
CLKOUT
TA
D[0:31],
DP[0:3]
B20
B21
CLKOUT
A[0:31]
CSx
OE
WE[0:3]
TS
D[0:31],
DP[0:3]
B11
B12
B23
B8
B22
B26
B19
B18
B25
B28
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com