công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WAS4646 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Will Semiconductor Ltd.

tên linh kiện WAS4646
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIPI D-PHY 2.5Gbps, 4-Channel Differential, 2:1 Lane Switch
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Trang chủ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

WAS4646 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Will Semiconductor Ltd.

  WAS4646 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WAS4646 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
WAS4646C
Will Semiconductor Ltd.
2
Sep, 2018 - Rev. 1.1
Pin descriptions
Block Diagram & Typical Applications
Control Logic
/OE
SEL
GND
AxxxP
VCC
AxxxN
BxxxP
CxxxP
BxxxN
CxxxN
2
2
2
2
2
BCLKP/BCLKN
BLN0P/BLN0N
BLN1P/BLN1N
BLN2P/BLN2N
BLN3P/BLN3N
WAS4646
Application Processor
Camera 1
Camera 2
CCLKP/CCLKN
CLN0PCLN0N
CLN1P/CLN1N
CLN2P/CLN2N
CLN3P/CLN3N
ACLKP/ACLKN
ALN0P/ALN0N
ALN1P/ALN1N
ALN2P/ALN2N
ALN3P/ALN3N
Pin Number
Symbol
Descriptions
F3, F4
E3, E4
D3, D4
B3, B4
A3, A4
BCLKN, BCLKP
BLN0N, BLN0P
BLN1N, BLN1P
BLN2N, BLN2P
BLN3N, BLN3P
Port B for MIPI 1-Clock and 4-Lane differential signal
F1, F2
E1, E2
D1, D2
C1, C2
B1, B2
CCLKN, CCLKP
CLN0N, CLN0P
CLN1N, CLN1P
CLN2N, CLN2P
CLN3N, CLN3P
Port C for MIPI 1-Clock and 4-Lane differential signal
F5, F6
E5, E6
D5, D6
C5, C6
B5, B6
ACLKN, ACLKP
ALN0N, ALN0P
ALN1N, ALN1P
ALN2N, ALN2P
ALN3N, ALN3P
Port A for MIPI 1-Clock and 4-Lane differential signal
A5
/OE
/OE=LOW Output Enable
/OE=HIGH All PATH Impedance
A6
SEL
Port selection control,
SEL=0, Port A = Port B
SEL=1, Port A = Port C
A1
VCC
Power supply
A2
GND
Ground
C3, C4
NC
Not Connected



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com