công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PFR10V150CTF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PFC Device Inc.

tên linh kiện PFR10V150CTF
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A 150V MOS Schottky Rectifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PFC [PFC Device Inc.]
Trang chủ  http://www.pfc-device.com/eng/index.php
Logo PFC - PFC Device Inc.

PFR10V150CTF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PFC Device Inc.

  PFR10V150CTF Datasheet HTML 1Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 2Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 3Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 4Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 5Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 6Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 7Page - PFC Device Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
10A 150V MOS Schottky Rectifier
Apr-2018
Version 4.4
1 / 7
PFC Device Corporation
PFR10V150CT
PFR10V150CTF
PFR10V150CTI
PFR10V150CTB
www.pfc-device.com
Major ratings and characteristics
Characteristics
Values
Units
IF(AV) Rectangular
Waveform
5 × 2
A
VRRM
150
V
VF@ 5A , Tj=125
oC
0.62
V, typ.
TJ Operating Junction
Temperature
-65 to +175
oC
Features
Ultra Low Forward Voltage Drop
Reliable High Temperature Operation
Softest, fast switching capability
175
oC Operating Junction Temperature
Lead Free Finish, RoHS Compliant
Typical Applications
Device optimized for ultra-low forward voltage
drop to maximize efficiency in Power Supply
applications
PFR10V150CT
TO-220AB
PFR10V150CTF
ITO-220AB
PFR10V150CTI
TO-262
PFR10V150CTB
TO-263


Số phần tương tự - PFR10V150CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PFC Device Inc.
PFR10V200CT PFC-PFR10V200CT Datasheet
776Kb / 7P
10A 200V MOS Schottky Rectifier
PFR10V200CTB PFC-PFR10V200CTB Datasheet
776Kb / 7P
10A 200V MOS Schottky Rectifier
PFR10V200CTF PFC-PFR10V200CTF Datasheet
776Kb / 7P
10A 200V MOS Schottky Rectifier
PFR10V200CTI PFC-PFR10V200CTI Datasheet
776Kb / 7P
10A 200V MOS Schottky Rectifier
PFR10V300CT PFC-PFR10V300CT Datasheet
778Kb / 7P
10A 300V MOS Schottky Rectifier
More results

Mô tả tương tự - PFR10V150CTF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PFC Device Inc.
P3L150A PFC-P3L150A Datasheet
693Kb / 5P
3A 150V MOS Schottky Rectifier
P10L150SP PFC-P10L150SP Datasheet
726Kb / 5P
10A 150V MOS Schottky Rectifier
P10150E PFC-P10150E Datasheet
632Kb / 6P
10A 150V MOS Schottky Rectifier
PFR10L150CT PFC-PFR10L150CT Datasheet
777Kb / 7P
10A 150V MOS Schottky Rectifier
PFR20V150CT PFC-PFR20V150CT Datasheet
775Kb / 7P
20A 150V MOS Schottky Rectifier
PFR30L150CT PFC-PFR30L150CT Datasheet
777Kb / 7P
30A 150V MOS Schottky Rectifier
PT10H150SP PFC-PT10H150SP Datasheet
722Kb / 5P
10A 150V HPTR Schottky Rectifier
PFR10150CT PFC-PFR10150CT Datasheet
775Kb / 7P
10A 150V MOS Schottky Rectifier
PFS5L150 PFC-PFS5L150 Datasheet
561Kb / 5P
5A 150V MOS Schottky Rectifier
logo
Nanjing International G...
SR10150CT DGNJDZ-SR10150CT Datasheet
1Mb / 7P
10A 150V SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com