công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PFR10V150CTF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - PFC Device Inc.

tên linh kiện PFR10V150CTF
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A 150V MOS Schottky Rectifier
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PFC [PFC Device Inc.]
Trang chủ  http://www.pfc-device.com/eng/index.php
Logo PFC - PFC Device Inc.

PFR10V150CTF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - PFC Device Inc.

  PFR10V150CTF Datasheet HTML 1Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 2Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 3Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 4Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 5Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 6Page - PFC Device Inc. PFR10V150CTF Datasheet HTML 7Page - PFC Device Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Characteristics
Version 4.4
4 / 7
www.pfc-device.com
PFR10V150
3. Marking information
Top Marking Rule
PFR10V150CT = Product Type Marking Code
YYWW = Date Code
YY = Last two digits of year
WW = Week code
AB = Assembly code
S = Series Number
H = Halogen Free (N/A = common molding compound)
PFR10V150CTF = Product Type Marking Code
YYWW = Date Code
YY = Last two digits of year
WW = Week code
AB = Assembly code
S = Series Number
H = Halogen Free (N/A = common molding compound)
PFR10V150CTI = Product Type Marking Code
YYWW = Date Code
YY = Last two digits of year
WW = Week code
AB = Assembly code
S = Series Number
H = Halogen Free (N/A = common molding compound)
PFR10V150CTB = Product Type Marking Code
YYWW = Date Code
YY = Last two digits of year
WW = Week code
AB = Assembly code
S = Series Number
H = Halogen Free (N/A = common molding compound)
PFC
PFR
10V150CT
YYWW ABSH
PFC
PFR
10V150CTF
YYWW ABSH
PFC
PFR
10V150CTI
YYWW ABSH
PFC
PFR
10V150CTB
YYWW ABSH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com