công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM5305VT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Excelliance MOS Corp.

tên linh kiện EM5305VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  12V Synchronous Buck controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Trang chủ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EM5305VT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Excelliance MOS Corp.

Back Button EM5305VT Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 6Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 7Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 8Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 9Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 10Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 11Page - Excelliance MOS Corp. EM5305VT Datasheet HTML 12Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
2013/7/11
A.2
12
EM5305
E
A
A3
A1
1
10
6
5
E2
L
K
EM
5305
ABCDEFG
1
Marking Information
Device Name: EM5305VT for DFN3X3-10L
Outline Drawing
Dimension in mm
Dimension
A
A1
A3
b
D
E
D2
E2
e
L
K
Min.
0.7
0.00
0.18
2.20 1.40
0.30 0.20
Typ.
0.75 0.02
0.2
0.25
3.0
3.0
0.50 0.40
Max.
0.80 0.05
0.30
2.70 1.75
0.50
EM5305 Device Name
ABCDEFG: Date Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com