công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS91M68 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fortune Semiconductor Corp.

tên linh kiện FS91M68
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCU with 1k program ROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORTUNE [Fortune Semiconductor Corp.]
Trang chủ  https://www.ic-fortune.com/eng/index.asp
Logo FORTUNE - Fortune Semiconductor Corp.

FS91M68 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fortune Semiconductor Corp.

Back Button FS91M68 Datasheet HTML 4Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 5Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 6Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 7Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 8Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 9Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 10Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 11Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 12Page - Fortune Semiconductor Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
FS91M68
9.
Electrical Characteristics
Absolute Maximum Ratings
Table 9-1 Absolute Maximum Ratings
Parameter
Rating
Unit
Supply Voltage to Ground Potential
-0.3 to 1.65
V
Applied Input/Output Voltage
-0.3 to VDD+0.15
V
Ambient Operating Temperature
0 to +70
°C
Storage Temperature
-55 to +150
°C
Soldering Temperature, Time
260
°C, 10 Sec
D.C. Characteristics
Table 9-2 D.C. Characteristics (VDD=1.5V, Ta=25 )
℃
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
VDD
Recommended
Operation
Voltage
1.2
1.5
1.65
V
IDD
Supply Current
CPU,
R2F
On
with Fsys=32KHz
40
60
μA
ISTB
Standby Current
CPU sleep, R2F
and LCD off
0.1
0.2
1.0
μA
A.C. Characteristics
Table 9-3 A.C. Characteristics (VDD=1.5V, Ta=25 )
℃
Symbol
Parameter
Test Condition
Min
Typ
Max
Units
Fsys
System Clock
Rsys=450k,
VDD=1.5V
25.6
32
38.4
KHz
Rev. 1.3
8/24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com