công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS91M68 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fortune Semiconductor Corp.

tên linh kiện FS91M68
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCU with 1k program ROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FORTUNE [Fortune Semiconductor Corp.]
Trang chủ  https://www.ic-fortune.com/eng/index.asp
Logo FORTUNE - Fortune Semiconductor Corp.

FS91M68 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fortune Semiconductor Corp.

Back Button FS91M68 Datasheet HTML 3Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 4Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 5Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 6Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 7Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 8Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 9Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 10Page - Fortune Semiconductor Corp. FS91M68 Datasheet HTML 11Page - Fortune Semiconductor Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
FS91M68
8.
Typical Application Circuit
Digital Clinical Thermometer
TST
SC
RF
RS
2200pF
30k
VSS
VDD
1uF
CAP
C512
0.01uF
RP
RN
450k
LCD
TEST
PT1.1
PT1.2
BS
ML
PT1.3
BUZZER1
SW
PT1.0
PT1.4
PT1.5
FEVER
C/
F
BUZZER2
VEE
0.1uF
Battery
RST
2200pF
Figure 8-1
: FS91M68 application circuit
Rev. 1.3
7/24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com