| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TM1622 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM1622 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
10 / 16 page ![]() 32 32 32 32ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ8 LCD 8 LCD 8 LCD 8 LCD 驱动专用芯片 驱动专用芯片 驱动专用芯片 驱动专用芯片 TM1622 TM1622 TM1622 TM1622 10 www.szpth.com V1.2 READ READ READ READ- -- -MODIFY MODIFY MODIFY MODIFY- -- -WRITE WRITE WRITE WRITE 模式 模式 模式 模式( ( ( (命令代码 命令代码 命令代码 命令代码: : : :101 101 101 101) ) ) ) 1 1 0 A5 CS WR RD DATA Memory Address1(MA1) Data(MA1) Data(MA1) Data(MA2) 1 1 0 A5 Memory Address2(MA2) A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 READ READ READ READ- -- -MODIFY MODIFY MODIFY MODIFY- -- -WRITE WRITE WRITE WRITE 模式 模式 模式 模式( ( ( (访问连续地址 访问连续地址 访问连续地址 访问连续地址) ) ) ) 1 1 0 A5 A4 CS WR RD DATA Memory Address(MA) Data(MA) Data(MA) Data(MA+1) Data(MA+1) Data(MA+2) A3 A2 A1 A0 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 D1 D2 D3 D0 命令模式 命令模式 命令模式 命令模式( ( ( (命令代码 命令代码 命令代码 命令代码: : : :100 100 100 100) ) ) ) 1 0 0 C8 CS WR DATA Command 1 Command or Data Mode C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 C8 C7 C6 C5 C7 C3 C2 C1 C0 Command 1 数据和命令模 数据和命令模 数据和命令模 数据和命令模式 式 式 式 CS WR RD DATA Command or Data Mode Address and Data Command or Data Mode Address and Data Command or Data Mode Address and Data 备注:MCU 应该在 RD 的上升沿和下一个下降沿之间读取 DATA 上的数据,且 RD 和 WR 的波形不能 有交叉,即同一时刻,只允许单独对 RD 或者 WR 进行操作。 |