| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TM1622 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM1622 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
7 / 16 page ![]() 32 32 32 32ⅹ ⅹ ⅹ ⅹ8 LCD 8 LCD 8 LCD 8 LCD 驱动专用芯片 驱动专用芯片 驱动专用芯片 驱动专用芯片 TM1622 TM1622 TM1622 TM1622 7 www.szpth.com V1.2 功能描述 功能描述 功能描述 功能描述 1: 1: 1: 1:显示内存 显示内存 显示内存 显示内存( ( ( (RAM RAM RAM RAM) ) ) ) 静态显示内存包含 32×8 位的格式来存储需要显示的数据,RAM 的数据直接映像到 LCD 显示驱 动器,也可以通过 READ,WRITE,和 READ-MODIFY-WRITE 命令进行读写操作,下图给出的为 RAM 映像 图 COM7 SEG0 0 2 4 6 62 1 3 5 7 63 D3 COM6 COM5 COM4 COM3 COM2 COM1 COM0 SEG1 SEG2 SEG3 SEG31 D2 D0 D3 D2 D1 D0 Addr Data Data Data 4 bits(D3,D2,D1,D0) Addr D1 2: 2: 2: 2:时基和看门狗输出 时基和看门狗输出 时基和看门狗输出 时基和看门狗输出( ( ( (WDT WDT WDT WDT) ) ) ) 时基发生器和看门狗输出(WDT)共用相同的(÷256)分频电路, TIMER EN/DIS/CLR, WDT EN/DIS/CLR 分别作用于时基发生器和看门狗电路。下图给出了示意图。 IRQ D CK ÷ ÷ ÷ ÷ 4 ÷ ÷ ÷ ÷ 256 Q R WDT CLR WDT TIMER EN/DIS WDT EN/DIS Time Base CLR Timer IRQ EN/DIS Clock Source VDD 开启 WDT 后, 一旦 WDT 超时,IRQ 将被拉低, 并一直保持低电平状态直到执行 CLR WDT 或者执行 IRQ DIS 命令后,才会关断 IRQ 的输出,此时 IRQ 输出高阻状态,被外部上拉电阻强制拉为高电平状态。 如果选择外部时钟作为系统频率源时,SYS DIS 命令无效,系统也不能进入省电模式。TM1622 在断 电或者撤消外部时钟前,一直保持工作状态。 |