công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCK-044 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

tên linh kiện SCK-044
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Thermistor for Limiting Inrush Current
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKING [Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.thinking.com.tw
Logo THINKING - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

SCK-044 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd

Back Button SCK-044 Datasheet HTML 5Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 6Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 7Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 8Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 9Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 10Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 11Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 12Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd SCK-044 Datasheet HTML 13Page - Thinking Electronic Industrial Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 22 page
background image
NTC Thermistor:SCK Series
Power Thermistor for Limiting Inrush Current
THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
17
www.thinking.com.tw
2018.05
All specifications are subject to change without notice.
0.1
1
10
100
1000
-40 -30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150
0.1
1
10
100
1000
-40 -30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150 160 170
Max. Current Derating Curve
R-T Characteristic Curves
SCK05052~SCK0520X3
Temperature (℃)
SCK08042~SCK0830X
SCK0830X
SCK08201
SCK08152
SCK08102
SCK08082
SCK08073
SCK08063
SCK08053
SCK084R72
SCK08042
Temperature (℃)
TU: Maximum operating temperature (℃)
TL: Minimum operating temperature (℃)
For example:
Ambient temperature(Ta) = 60℃
Maximum operating temperature(TU) = 200℃
ITa = [1-(Ta-25)/(Tu-25)]×Imax = 80%Imax
Ambient temperature(Ta) = -10℃
Minimum operating temperature(TL) = -40℃
ITa = [1-(Ta- TL)/(0-TL)]×Imax = 25%Imax
SCK05121
SCK05101
SCK05081
SCK0520X3
SCK05052
100%
0
TL
0
25
TU
Ambient temperature (℃)
ITa
Imax
0
25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com