công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP4054 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

tên linh kiện TP4054
Giải thích chi tiết về linh kiện  P MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASIC [Billiton Ltd.]
Trang chủ  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4054 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP4054 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
南京拓微集电路有限公
4
ΔV
RECHRG
再充电电池门限电压
VFLOAT-VRECHRG
100
150
200
mV
TLIM
限定温模式中的结温
120
RON
率 FET 导通电阻
在 V
CC
BAT 之间
650
m重
tss
软启时间
IBAT=0
IBAT=1000V/RPROG
20
这s
tRECHARGE
再充电比较器滤波时间
VBAT
0.8
1.8
4
ms
tTERM
终比较器滤波时间
IBAT
ICHG/10 以
0.8
1.8
4
ms
IPROG
PROG 引脚拉电流
2.0
这A
型性能特征
型性能特征
型性能特征
型性能特征
恒定电流模式
PROG 引脚
PROG 引脚电压温的
充电电流
PROG 引脚电
电压电源电压的系曲线
系曲线
压的系曲线
稳定输出浮充电压充
稳定输出浮充电压温
稳定输出浮充电压电
电电流的系曲线
的系曲线
压的系曲线
强拉状态的
强拉状态的
弱拉状态的
引脚
脚 存-步 曲线
脚电流温的系曲线
存-步 曲线



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com