công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP4054 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

tên linh kiện TP4054
Giải thích chi tiết về linh kiện  P MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ASIC [Billiton Ltd.]
Trang chủ  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4054 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP4054 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4054 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
南京拓微集电路有限公
2
TP4054 线性
离子电池充电器
线性
离子电池充电器
线性
离子电池充电器
线性
离子电池充电器
TP4054 是一款完整的单节离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器
SOT
封装较少的外部元件数目使得 TP4054
为便携式应用的理想选择 TP4054 可以 合
USB 电源和配器电源作
由于采用了内部 PMOSFET 架构
防倒充电路 所以需要外部检测电阻器和
隔离极管 热馈可充电电流进行调节 以便在大率操作或高境温条件
芯温以限制 充电电压固定于 4.2V 而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置
当充电电流在达到最终浮充电压之后降设定值 1/10 时 TP4054 将自 终充电循
当输入电压 交流配器或 USB 电源 被拿掉时 TP4054 自进入一个电流状
态 将电池漏电流降
2uA 以
也可将 TP4054 置于停机模式 以而将供电电流降
45uA
TP4054 的他特点包括充电电流监控器压闭自再充电和一个用于指
示充电结束和输入电压接入的状态引脚
特点
特点
特点
特点
·高达 片00mA 的可编程充电电流
·无需 MOSFET 检测电阻器或隔离极管
·用于单节离子电池采用 SOT23-5 封装的完
整线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作并有可在无过热危
险的情况实充电速率最大化的热调节能
·直接从 此止B 端口给单节离子电池充电
·精达到±1%的 4.2步 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自再充电
·充电状态输出引脚
·C/10 充电终
·待机模式的供电电流为 4附uA
·2.版步涓流充电器件
·软启限制了浪涌电流
·采用 附 引脚 止O正-23 封装
应用
应用
应用
应用
·蜂窝电话
PDA
MP3播放器
·充电
·蓝牙应用
型应用
型应用
型应用
型应用
400mA 单节离子电池充电器
最大额定值
最大额定值
最大额定值
最大额定值
·输入电源电压步CC
-0.3步~10步
·PROG -0.3步~步CC+0.3步
·BAT -0.3步~7步
·
-0.3步~10V
·BAT 短路持续时间续
·BAT 引脚电流片00mA
·PROG 引脚电流片00uA
·最大结温14附℃
·作境温范围-40℃~片附℃
·温范围-际附℃~12附℃
·引脚温焊接时间 10 秒
2际0℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com