công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT9045ZSP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Richtek Technology Corporation

tên linh kiện RT9045ZSP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Cost-Effective, 1.8A Sink/Source Bus Termination Regulator
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICHTEK [Richtek Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.richtek.com
Logo RICHTEK - Richtek Technology Corporation

RT9045ZSP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Richtek Technology Corporation

Back Button RT9045ZSP Datasheet HTML 3Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 4Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 5Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 6Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 7Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 8Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 9Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 10Page - Richtek Technology Corporation RT9045ZSP Datasheet HTML 11Page - Richtek Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
RT9045
8
DS9045-05 April 2014
www.richtek.com
©
Copyright 2014 Richtek Technology Corporation. All rights reserved.
is a registered trademark of Richtek Technology Corporation.
Time (250
μs/Div)
0.9VTT @ 1.8A Transient Response
20
0
-20
2
1
0
-1
-2
VIN = 1.8V, VREF/EN = 0.9V, VCNTL = 5V
Time (250
μs/Div)
0.6VTT @ 1.2A Transient Response
20
0
-20
2
1
0
-1
-2
VIN = 1.2V, VREF/EN = 0.6V, VCNTL = 5V
Time (250
μs/Div)
0.75VTT @ 1.5A Transient Response
20
0
-20
2
1
0
-1
-2
VIN = 1.5V, VREF/EN = 0.75V, VCNTL = 5V
Sink Current Limit vs. Temperature
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
-50
-25
0
255075
100
125
Temperature (°C)
DDRII
DDRIII



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com