công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42518 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42518
Giải thích chi tiết về linh kiện  110 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with S/PDIF Receiver
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42518 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42518 Datasheet HTML 25Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 30Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 31Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 32Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 33Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 91 page
background image
DS584PP5
29
CS42518
4.6.2
Serial Audio Interface Formats
The CODEC_SP and SAI_SP digital audio serial ports support 5 formats with varying bit depths from 16
to 24 as shown in Figures 10 to 14. These formats are selected using the configuration bits in the registers,
“Functional Mode (address 03h)” on page 49 and “Interface Formats (address 04h)” on page 50. For the
diagrams below, single-speed mode is equivalent to Fs = 32, 44.1, 48 kHz; double-speed mode is for Fs
= 64, 88.2, 96 kHz; and quad-speed mode is for Fs = 176.4, 196 kHz.
Left Channel
Right Channel
CX_SDINx
CX_SDOUT
SAI_SDOUT
+3 +2 +1
+5 +4
-1 -2 -3 -4 -5
+3 +2 +1
+5 +4
-1 -2 -3 -4
MSB
MSB
LSB
LSB
CX_LRCK
SAI_LRCK
CX_SCLK
SAI_SCLK
Figure 10. I2S Serial Audio Formats
I2S Mode, Data Valid on Rising Edge of SCLK
Bits/Sample
SCLK Rate(s)
Notes
Master
Slave
16
64
48, 64, 128 Fs
single-speed mode
64 Fs
64 Fs
double-speed mode
64 Fs
64 Fs
quad-speed mode
18 to 24
64, 128, 256 Fs
48, 64, 128 Fs
single-speed mode
64 Fs
48, 64 Fs
double-speed mode
64 Fs
48, 64 Fs
quad-speed mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com