công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42518 bảng dữ liệu(PDF) 89 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42518
Giải thích chi tiết về linh kiện  110 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with S/PDIF Receiver
PDF  91 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42518 bảng dữ liệu(HTML) 89 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42518 Datasheet HTML 83Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 84Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 85Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 86Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 87Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 88Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 89Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 90Page - Cirrus Logic CS42518 Datasheet HTML 91Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 91 page
background image
DS584PP5
89
CS42518
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Frequency(normalized to Fs)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
Frequency(normalized to Fs)
Figure 63. Quad Speed (fast) Transition Band (detail)
Figure 64. Quad Speed (fast) Passband Ripple
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
120
100
80
60
40
20
0
Frequency(normalized to Fs)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
120
100
80
60
40
20
0
Frequency(normalized to Fs)
Figure 65. Quad Speed (slow) Stopband Rejection
Figure 66. Quad Speed (slow) Transition Band
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Frequency(normalized to Fs)
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.005
0.01
0.015
0.02
Frequency(normalized to Fs)
Figure 67. Quad Speed (slow) Transition Band (detail)
Figure 68. Quad Speed (slow) Passband Ripple



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com