| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MAS6505BA1Q1706 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Micro Analog systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAS6505BA1Q1706 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Micro Analog systems |
|
42 / 44 page ![]() DA6505.005 11 June 2018 42 (44) PACKAGE (QFN-24 4x4x0.85) OUTLINE Symbol Min Nom Max Unit PACKAGE DIMENSIONS A 0.8 0.85 0.9 mm A1 0 0.035 0.05 mm A2 --- 0.65 --- mm A3 0.203 REF mm b 0.2 0.25 0.3 mm c 0.203 REF mm D 4 BSC mm E 4 BSC mm e 0.5 BSC mm J (Exposed.pad) 2.5 2.6 2.7 mm K (Exposed.pad) 2.5 2.6 2.7 mm L 0.35 0.4 0.45 mm |