công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS42516 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS42516
Giải thích chi tiết về linh kiện  110 dB, 192 kHz 6-Ch Codec with S/PDIF Receiver
PDF  90 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS42516 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Cirrus Logic

Back Button CS42516 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 30Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 31Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 32Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 33Page - Cirrus Logic CS42516 Datasheet HTML 34Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 90 page
background image
30
DS583F1
CS42516
CX_LRCK
SAI_LRCK
CX_SCLK
SAI_SCLK
Left Channel
Right Channel
CX_SDINx
CX_SDOUT
SAI_SDOUT
+3 +2 +1
+5 +4
-1 -2 -3 -4 -5
+3 +2 +1
+5 +4
-1 -2 -3 -4
MSB
LSB
MSB
LSB
Figure 11. Left-Justified Serial Audio Formats
Left-Justified Mode, Data Valid on Rising Edge of SCLK
Bits/Sample
SCLK Rate(s)
Notes
Master
Slave
16
64
32, 48, 64, 128 Fs
Single-Speed Mode
64 Fs
32, 64 Fs
Double-Speed Mode
64 Fs
32, 64 Fs
Quad-Speed Mode
18 to 24
64, 128, 256 Fs
48, 64, 128 Fs
Single-Speed Mode
64 Fs
48, 64 Fs
Double-Speed Mode
64 Fs
48, 64 Fs
Quad-Speed Mode
Left Channel
Right Channel
654
3
210
987
15 14 13 12 11 10
65432
10
987
15 14 13 12 11 10
CX_SDINx
CX_SDOUT
SAI_SDOUT
CX_LRCK
SAI_LRCK
CX_SCLK
SAI_SCLK
Figure 12. Right-Justified Serial Audio Formats
Right-Justified Mode, Data Valid on Rising Edge of SCLK
Bits/Sample
SCLK Rate(s)
Notes
Master
Slave
16
64
32, 48, 64, 128 Fs
Single-Speed Mode
64 Fs
32, 64 Fs
Double-Speed Mode
64 Fs
32, 64 Fs
Quad-Speed Mode
24
64, 128, 256 Fs
48, 64, 128 Fs
Single-Speed Mode
64 Fs
48, 64 Fs
Double-Speed Mode
64 Fs
48, 64 Fs
Quad-Speed Mode



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com