công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP3417C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện AP3417C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SYNCHRONOUS STEP-DOWN DC-DC CONVERTER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP3417C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Diodes Incorporated

  AP3417C Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 6Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 7Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 8Page - Diodes Incorporated AP3417C Datasheet HTML 9Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
AP3417C
Document number: DS36516 Rev. 2 - 2
5 of 12
www.diodes.com
May 2016
© Diodes Incorporated
AP3417C
Performance Characteristics (@VIN = 5V, TA = +25°C, unless otherwise specified.)
Efficiency vs. Output Current
Regulated Feedback Voltage vs. Temperature
Output Ripple (IOUT=0A)
Output Ripple (IOUT=1A)
Enable Turn On (IOUT=1A)
Enable Turn Off (IOUT=1A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Output Current (A)
V
IN
=5.0V
V
OUT
=1.0V
V
OUT
=1.2V
V
OUT
=1.8V
V
OUT
=2.5V
V
OUT
=3.3V
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
Temperature (
oC)
V
IN
=5.0V
VOUT_AC
10mV/div
VSW
2V/div
IL
500mA/div
Time 800µs/div
VOUT_AC
10mV/div
VSW
2V/div
IL
1A/div
Time 400ns/div
VOUT
1V/div
VSW
5V/div
IL
500mA/div
Time 200µs/div
VOUT
1V/div
VSW
5V/div
IL
500mA/div
Time 800µs/div
VEN
5V/div
VEN
5V/div



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com