công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT95C40P bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT95C40P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Type Phone 8-Bit MCU
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT95C40P bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT95C40P Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT95C40P Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 52 page
background image
HT95LXXX
Rev. 1.20
12
May 26, 2004
BP
(RAM Bank)
Address
Function
Description
Supported for HT95LXXX
400/P 300/P 200/P 100/P 000/P
00H
0DH
TMR0L
Timer/Event Counter 0 low-order byte
register
ÖÖÖÖÖ
00H
0EH
TMR0C
Timer/Event Counter 0 control register
ÖÖÖÖÖ
00H
0FH
TMR1H
Timer/Event Counter 1 high-order byte
register
ÖÖÖÖÖ
00H
10H
TMR1L
Timer/Event Counter 1 low-order byte
register
ÖÖÖÖÖ
00H
11H
TMR1C
Timer/Event Counter 1 control register
ÖÖÖÖÖ
00H
12H
PA
Port A data register
ÖÖÖÖÖ
00H
13H
PAC
Port A control register
ÖÖÖÖÖ
00H
14H
PB
Port B data register
ÖÖÖÖÖ
00H
15H
PBC
Port B control register
ÖÖÖÖÖ
00H
16H
DIALERIO
Dialer I/O register
ÖÖÖÖÖ
00H
18H
PD
Port D data register
ÖÖÖ
¾
¾
00H
19H
PDC
Port D control register
ÖÖÖ
¾
¾
00H
1AH
PE
Port E data register
ÖÖÖÖÖ
00H
1BH
PEC
Port E control register
ÖÖÖÖÖ
00H
1EH
INTC1
Interrupt control register 1
ÖÖÖÖÖ
00H
1FH
TBHP
Table high-order byte pointer
Ö
¾¾¾¾
Embedded Control Register
00H
20H
DTMFC
DTMF generator control register
ÖÖÖÖÖ
00H
21H
DTMFD
DTMF generator data register
ÖÖÖÖÖ
00H
22H
LINE
Line control register
ÖÖÖÖ
¾
00H
24H
RTCC
Real time clock control register
ÖÖÖÖÖ
00H
26H
MODE
Operation mode control register
ÖÖÖÖÖ
00H
28H
LCDIO
LCD segment and I/O option register
Ö
Ö¾Ö
Ö
00H
2DH
LCDC
LCD driver control register
ÖÖÖÖÖ
00H
2EH
PFDC
PFD control register
ÖÖÖÖ
¾
00H
2FH
PFDD
PFD data register
ÖÖÖÖ
¾
00H
34H
PF
Port F data register
Ö
¾¾¾¾
00H
35H
PFC
Port F control register
Ö
¾¾¾¾
00H
36H
PG
Port G data register
Ö
¾¾¾¾
00H
37H
PGC
Port G control register
Ö
¾¾¾¾
General Purpose RAM
00H
40H~FFH BANK0 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖÖ
01H
40H~FFH BANK1 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖÖ
02H
40H~FFH BANK2 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖ
¾
03H
40H~FFH BANK3 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖ
¾
04H
40H~FFH BANK4 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖ
¾
05H
40H~FFH BANK5 RAM General purpose RAM space
ÖÖÖÖ
¾
06H
40H~FFH BANK6 RAM General purpose RAM space
Ö
Ö
¾¾¾
07H
40H~FFH BANK7 RAM General purpose RAM space
Ö
Ö
¾¾¾
08H
40H~FFH BANK8 RAM General purpose RAM space
Ö
Ö
¾¾¾



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com