công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSSC063AT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NSSC063AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  BLUE LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSSC063AT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NICHIA CORPORATION

  NSSC063AT Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
NICHIA STS-DA1-2796B <Cat.No.180727>
2
RANKS
Item
Rank
Min
Max
Unit
Forward Voltage
-
2.6
3.3
V
Luminous Intensity
Y
852
1200
mcd
X
600
852
W
426
600
Color Ranks
Rank V1
Rank V2
x
0.1611
0.1566
0.1658
0.1695
x
0.1566
0.1510
0.1610
0.1658
y
0.0138
0.0177
0.0341
0.0294
y
0.0177
0.0230
0.0400
0.0341
Rank V3
Rank V4
x
0.1510
0.1440
0.1560
0.1610
x
0.1440
0.1370
0.1510
0.1560
y
0.0230
0.0297
0.0490
0.0400
y
0.0297
0.0370
0.0580
0.0490
* Ranking at TA=25°C.
* Forward Voltage Tolerance: ±0.05V
* Luminous Intensity Tolerance: ±10%
* Chromaticity Coordinate Tolerance: ±0.01
* LEDs from the above ranks will be shipped. The rank combination ratio per shipment will be decided by Nichia.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com