công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NSSC063AT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NICHIA CORPORATION

tên linh kiện NSSC063AT
Giải thích chi tiết về linh kiện  BLUE LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Trang chủ  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSSC063AT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NICHIA CORPORATION

  NSSC063AT Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSSC063AT Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
NICHIA STS-DA1-2796B <Cat.No.180727>
1
SPECIFICATIONS
(1) Absolute Maximum Ratings
Item
Symbol
Absolute Maximum Rating
Unit
Forward Current
IF
75
mA
Pulse Forward Current
IFP
280
mA
Allowable Reverse Current
IR
85
mA
Power Dissipation
PD
247
mW
Operating Temperature
Topr
-40~110
°C
Storage Temperature
Tstg
-40~110
°C
Junction Temperature
TJ
125
°C
* Absolute Maximum Ratings at TA=25°C.
* IFP conditions with pulse width ≤10ms and duty cycle ≤10%.
(2) Initial Electrical/Optical Characteristics
Item
Symbol
Condition
Typ
Unit
Forward Voltage
VF
IF=50mA
2.9
V
Luminous Intensity
Iv
IF=50mA
760
mcd
Chromaticity Coordinate
x
-
IF=50mA
0.156
-
y
IF=50mA
0.032
Thermal Resistance
RθJS
-
70
°C/W
RθJA
-
250
* Characteristics at TA=25°C.
* Luminous Intensity value as per CIE 127:2007 standard.
* Chromaticity Coordinates as per CIE 1931 Chromaticity Chart.
* RθJS is the thermal resistance from the junction to the TS measurement point.
* RθJA is Thermal Resistance from junction to ambient(Test board: FR4 board thickness=1.6mm, copper layer thickness=35μm).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com