công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EAPLRBA4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện EAPLRBA4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photolink- Fiber Optic Receiver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

EAPLRBA4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button EAPLRBA4 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
*Fig.4 Power supply voltage vs. Minimum
receiver power
*Fig.5 Transfer rate vs. Minimum receiver
power
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
-22
-24
-26
-28
-30
-32
Operating Transfer Rate
16Mbps
25Mbps
Operating Voltage (V)
0
5
10
15
20
25
-22
-24
-26
-28
-30
-32
Operating Voltage Vcc=3.3V
Transfer Rate (Mbps)
Note:
Before using the EAPLRBA4 devices, please confirm the minimum sensitivity at different operating
voltage and transmission rate.
DATASHEET
Photolink- Fiber Optic Receiver
EAPLRBA4
Page 6 of 10
Rev. 0.02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com