công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EAPLRBA4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện EAPLRBA4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Photolink- Fiber Optic Receiver
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

EAPLRBA4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  EAPLRBA4 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAPLRBA4 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Measuring Method
*Fig.1 Measuring Method of Maximum and Minimum Input Power that Receiver Unit Need
Transmitter
Standard plastic optic fiber cable
EAPLRBA4 Receiver Unit
Control Circuit
Optical Power Meter
*Fig.2 Measuring Method of Dissipation Current
Standard Transmitter unit
Vout
Standard plastic optic fiber cable
GND
Vcc
Vin
Signal
Input
25Mbps NRZ "0101" successive signal input
EAPLRBA4 Receiver Unit
3.3V
Vcc
0.1uF
47uH
GND
A
DATASHEET
Photolink- Fiber Optic Receiver
EAPLRBA4
Page 3 of 10
Rev. 0.02



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com