công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFP220N06T3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFP220N06T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated Fast Intrnsic Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFP220N06T3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXFP220N06T3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFP220N06T3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFP220N06T3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFP220N06T3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFP220N06T3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFP220N06T3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
© 2016 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXFA220N06T3 IXFP220N06T3
IXFH220N06T3
Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time
vs. Drain Current
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
ID - Amperes
TJ = 25ºC
TJ = 150ºC
RG = 5Ω , VGS = 10V
VDS = 30V
Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times
vs. Gate Resistance
0
50
100
150
200
250
300
350
5
10
15
20253035
4045
50
RG - Ohms
0
30
60
90
120
150
180
210
t r
td(on)
TJ = 150ºC, VGS = 10V
VDS = 30V
I D = 220A, 110A
Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Junction Temperature
0
5
10
15
20
25
30
35
40
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
30
40
50
60
70
80
90
100
110
t f
td(off)
RG = 5Ω, VGS = 10V
VDS = 30V
I D = 220A
I D = 110A
I D = 220A
Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time
vs. Junction Temperature
10
14
18
22
26
30
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
RG = 5Ω , VGS = 10V
VDS = 30V
I D = 220A
I D = 110A
Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Drain Current
10
12
14
16
18
20
22
24
26
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
ID - Amperes
20
30
40
50
60
70
80
90
100
t f
td(off)
RG = 5Ω, VGS = 10V
VDS = 30V
TJ = 25ºC
TJ = 150ºC
Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times
vs. Gate Resistance
0
100
200
300
400
500
600
5
1015
20
253035
404550
RG - Ohms
0
100
200
300
400
500
600
t f
td(off)
TJ = 150ºC, VGS = 10V
VDS = 30V
I D = 110A
I D = 220A



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com