công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4565 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện M4565
Giải thích chi tiết về linh kiện  LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

M4565 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  M4565 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies M4565 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies M4565 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies M4565 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
UTCM4565
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.
3
QW-R105-022,A
TYPICAL CHARACTERISTICS
9
-25
-50
Ambient Temperatur, Ta (℃)
0
8
7
25
75
Operating Current vs.Temperature
6
5
4
3
2
1
50
100
125
Equivalent Input Noise Voltage vs.Frequency
V+/V-=±15V
15
-25
-50
Ambient Temperatur, Ta ( ℃)
0
14
25
75
Maximum Output Voltage Swing
vs.Temperature
13
-14
-15
50
100
125
-13
V+/V-=±15V,RL=2kΩ
~
~
50
1k
0
Frequency, f (Hz)
40
10k
100k
Voltage Gain Phase vs. Frequency
30
20
10
1M
0
0
-60
-120
-180
ψ
(deg)
ψ
Av
V+/V-=±15V,RL=2kΩ
40dBAmp,Ta=25℃
30
0.1
0.01
Load Resistance, RL (kΩ)
1
20
10
10
100
Maximum Output Voltage Swing vs.
Load Resistance
V+/V-=±15V,Ta=25℃
60.0
48.0
54.0
42.0
36.0
30.0
25.0
18.0
12.0
6.0
0
3
10
100
1k
V+/V-=±15V
Rs=1kΩ
Ta=25℃
Frequency, f (Hz)
32
24
100
10
Frequency, f (Hz)
Maximum Output Voltage Swing
vs.Frequency
1k
1M
28
20
16
12
8
4
0
10k
100k
RL=2kΩ
RL=400Ω
36
V+/V-=±15V,Ta=25℃



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com