công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5292EBZ bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5292EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-/1024-Position, Digital Potentiometers
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5292EBZ bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 30 page
background image
Data Sheet
AD5291/AD5292
TEST CIRCUITS
Figure 58 to Figure 63 define the test conditions used in the Specifications section.
A
W
B
NC
IW
DUT
VMS
NC = NO CONNECT
Figure 58. Resistor Position Nonlinearity Error
(Rheostat Operation; R-INL, R-DNL)
A
W
B
DUT
VMS
V+
V+ = VDD
1LSB = V+/2N
Figure 59. Potentiometer Divider Nonlinearity Error
(INL, DNL)
+
–
DUT
CODE = 0x00
0.1V
VSS TO VDD
RWB=
0.1V
IWB
RW =
RWB
2
IWB
W
B
A = NC
Figure 60. Wiper Resistance
A
W
B
VMS
~
VA
VDD
V+
V+ = VDD ± 10%
ΔVMS%
ΔVDD%
PSS (%/%) =
PSRR (dB) = 20 log
ΔVMS
ΔVDD
Figure 61. Power Supply Sensitivity (PSS, PSRR)
OFFSET
GND
A
B
DUT
W
+15V
VIN
VOUT
OP42
–15V
2.5V
Figure 62. Gain vs. Frequency
VSS
ICM
W
B
VDD
DUT
GND
A
NC = NO CONNECT
NC
–15V
GND
+15V
NC
+15V
+15V
–15V
–15V
GND
GND
GND
Figure 63. Common-Mode Leakage Current
Rev. E | Page 21 of 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com