công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5292EBZ bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5292EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-/1024-Position, Digital Potentiometers
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5292EBZ bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices EVAL-AD5292EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 30 page
background image
AD5291/AD5292
Data Sheet
6
0
–1
1
2
3
4
5
TIME (ms)
VDD/VSS = ±15V
VLOGIC = +5V
Figure 54. VEXT_CAP Waveform While Reading Fuse Or Calibration
8
–2
0
2
3
6
TIME (ms)
VDD/VSS = ±15V
VLOGIC = +5V
Figure 55. VEXT_CAP Waveform While Writing Fuse
300
250
200
150
100
50
0
75.0
62.5
50.0
37.5
25.0
12.5
0
TEMPERATURE (°C)
–40 –30 –20 –10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
VDD/VSS = ±15V
50kΩ
20kΩ
100kΩ
Figure 56. Code Range > 1% R-Tolerance Error vs. Temperature
20.0
0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
21
26
30
33
VOLTAGE VDD/VSS
80
0
10
20
30
40
50
60
70
VA = VDD
VB = VSS
TEMPERATURE = 25°C
50kΩ
20kΩ
100kΩ
Figure 57. Code Range > 1% R-Tolerance Error vs. Voltage
Rev. E | Page 20 of 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com