công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29SL400CB110WAD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - SPANSION

Back Button AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 27Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 28Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 29Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 30Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 31Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 32Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 44 page
background image
26
March 3, 2005
Ad vance
Inform ati o n
Test Conditions
Table 7. Test Specifications
Key to Switching Waveforms
CL
Device
Under
Test
Figure 11. Test Setup
Test Condition
All Speed Options Unit
Output Load Capacitance, CL
(including jig capacitance)
30
pF
Input Rise and Fall Times
5
ns
Input Pulse Levels
0.0–2.0
V
Input timing measurement
reference levels
1.0
V
Output timing measurement
reference levels
1.0
V
WAVEFORM
INPUTS
OUTPUTS
Steady
Changing from H to L
Changing from L to H
Don’t Care, Any Change Permitted
Changing, State Unknown
Does Not Apply
Center Line is High Impedance State (High Z)
2.0 V
0.0 V
1.0 V
1.0 V
Output
Measurement Level
Input
Figure 12. Input Waveforms and Measurement Levels



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com