công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29SL400CB110WAD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - SPANSION

Back Button AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 22Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 23Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 27Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 28Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 29Page - SPANSION AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 30Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 44 page
background image
24
March 3, 2005
Ad vance
Inform ati o n
DC Characteristics
CMOS Compatible
Notes:
1. The ICC current listed is typically less than 1 mA/MHz, with OE# at VIH. Typical VCC is 2.0 V.
2. The maximum ICC specifications are tested with VCC = VCCmax.
3. ICC active while Embedded Erase or Embedded Program is in progress.
4. Automatic sleep mode enables the low power mode when addresses remain stable for tACC + 50 ns.
5. Not 100% tested.
Parameter
Description
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
ILI
Input Load Current
VIN = VSS to VCC,
VCC = VCC max
±1.0
µA
ILIT
A9 Input Load Current
VCC = VCC max; A9 = 11.0 V
35
µA
ILO
Output Leakage Current
VOUT = VSS to VCC,
VCC = VCC max
±1.0
µA
ICC1
VCC Active Read Current
(Notes 1, 2)
CE# = VIL, OE# = VIH,
Byte Mode
5 MHz
5
10
mA
1 MHz
1
3
CE# = VIL, OE# = VIH,
Word Mode
5 MHz
5
10
1 MHz
1
3
ICC2
VCC Active Write Current
(Notes 2, 3, 5)
CE# = VIL, OE# = VIH
20
25
mA
ICC3
VCC Standby Current (Note 2)
CE#, RESET# = VCC ± 0.2 V
1
5
µA
ICC4
VCC Reset Current (Note 2)
RESET# = VSS ± 0.2 V
1
5
µA
ICC5
Automatic Sleep Mode
(Notes 2, 3)
VIH = VCC ± 0.2 V;
VIL = VSS ± 0.2 V
15
µA
VIL
Input Low Voltage
–0.5
0.2 x VCC
V
VIH
Input High Voltage
0.8 x VCC
VCC + 0.3
V
VID
Voltage for Autoselect and
Temporary Sector Unprotect
VCC = 2.0 V
9.0
11.0
V
VOL1
Output Low Voltage
IOL = 2.0 mA, VCC = VCC min
0.25
V
VOL2
IOL = 100 µA, VCC = VCC min
0.1
V
VOH1
Output High Voltage
IOH = –2.0 mA, VCC = VCC min
0.7 x VCC
V
VOH2
IOH = –100 µA, VCC = VCC min
VCC–0.1
V
VLKO
Low VCC Lock-Out Voltage (Note
4)
1.2
1.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com