công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2003ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2003ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 34 page
background image
90%
90%
1.5 V
1.5 V
10%
10%
40 µs
≤10 ns
≤5 ns
VIH
(see Note C)
0 V
VOH
VOL
Input
Output
VOLTAGE WAVEFORMS
200 W
VR
Open
IR
IF
VF
Open
11
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI
ULQ2003A, ULN2004A, ULQ2004A
www.ti.com
SLRS027O – DECEMBER 1976 – REVISED JANUARY 2016
Product Folder Links: ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULQ2003A ULN2004A ULQ2004A
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1976–2016, Texas Instruments Incorporated
Parameter Measurement Information (continued)
Figure 15. IR Test Circuit
Figure 16. VF Test Circuit
Figure 17. Propagation Delay-Time Waveforms
The pulse generator has the following characteristics: PRR = 12.5 kHz, ZO = 50 Ω.
CL includes probe and jig capacitance.
For testing the ULN2003A device, ULN2003AI device, and ULQ2003A devices, VIH = 3 V; for the ULN2002A device,
VIH = 13 V; for the ULN2004A and the ULQ2004A devices, VIH = 8 V.
Figure 18. Latch-Up Test Circuit and Voltage Waveforms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com