công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ULN2003ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ULN2003ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2003ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ULN2003ADE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
100
200
300
400
500
Output Current – mA
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
100
150
200
250
300
350
400
450
500
250
350
450
550
650
Input Current – µA
VCE = 2 V
TJ = -40°C to 105°C
Minimum
Conducting Simultaneously
N = Number of Outputs
500
400
300
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100
600
Duty Cycle - %
0
N = 7
TA = 85°C
N = 5
N = 3
N = 2
N = 6
N = 1
N = 4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Input Voltage – V
TJ = -40°C to 105°C
Maximum
Typical
0
Duty Cycle - %
600
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
TA = 70°C
N = Number of Outputs
Conducting Simultaneously
N = 6
N = 7
N = 5
N = 3
N = 2
N = 1
N = 4
0
II - Input Current - µA
500
200
0
25
50
75
100
125
150
175
50
100
150
200
250
300
350
400
450
VS = 10 V
VS = 8 V
RL = 10 Ω
TA = 25°C
9
ULN2002A, ULN2003A, ULN2003AI
ULQ2003A, ULN2004A, ULQ2004A
www.ti.com
SLRS027O – DECEMBER 1976 – REVISED JANUARY 2016
Product Folder Links: ULN2002A ULN2003A ULN2003AI ULQ2003A ULN2004A ULQ2004A
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1976–2016, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
Figure 3. Collector Current vs Input Current
Figure 4. D Package Maximum Collector Current
vs Duty Cycle
Figure 5. N Package Maximum Collector Current
vs Duty Cycle
Figure 6. Maximum and Typical Input Current
vs Input Voltage
Figure 7. Maximum and Typical Saturated VCE
vs Output Current
Figure 8. Minimum Output Current vs Input Current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com