| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS8516 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Integrated Device Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS8516 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Integrated Device Technology |
|
13 / 16 page ![]() REVISION B 6/11/15 8516 DATA SHEET 13 LOW SKEW, 1-TO-16 DIFFERENTIAL-TO-LVDS CLOCK DISTRIBUTION CHIP TABLE 7. PACKAGE DIMENSIONS JEDEC VARIATION ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS SYMBOL BBC MINIMUM NOMINAL MAXIMUM N 48 A -- -- 1.60 A1 0.05 -- 0.15 A2 1.35 1.40 1.45 b 0.17 0.22 0.27 c 0.09 -- 0.20 D 9.00 BASIC D1 7.00 BASIC D2 5.50 Ref. E 9.00 BASIC E1 7.00 BASIC E2 5.50 Ref. e 0.50 BASIC L 0.45 0.60 0.75 θ 0 ° -- 7 ° ccc -- -- 0.08 Reference Document: JEDEC Publication 95, MS-026 PACKAGE OUTLINE - Y SUFFIX FOR 48 LEAD LQFP |