công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B0520WS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện B0520WS
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

B0520WS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  B0520WS Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd B0520WS Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd B0520WS Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd B0520WS Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
0
5
10
15
20
0
50
100
150
200
250
300
0
25
50
75
100
125
0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
0.01
0.1
1
0
5
10
15
20
25
30
1E-3
0.01
0.1
1
10
T
a
=25℃
f=1MHz
Capacitance Characteristics
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)
Power Derating Curve
AMBIENT TEMPERATURE
T
a
(
)
℃
Forward
Characteristics
FORWARD VOLTAGE
V
F
(mV)
Reverse
Characteristics
T
a
=100
oC
T
a
=25
oC
REVERSE VOLTAGE
V
R
(V)
Typical Characteristics
B0520WS
www.cj-elec.com
2
G,Apr,2017



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com