| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950901 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950901 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Integrated Circuit Systems |
|
5 / 20 page ![]() 5 Third party brands and names are the property of their respective owners. Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950901 Byte 1: CPU Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 3: Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 2: PCI Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) Byte 4: Frequency Select Active/Inactive Register (1 = enable, 0 = disable) t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B- 1 d e v r e s e R 6 ti B1 1 z H M 8 4 = 1 z h M 4 2 = 0 , 8 4 _ 4 2 L E S 5 ti B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 ti B6 41 0 C I P A O I 3 ti B5 41 1 C I P A O I 2 ti B3 21 0 K L C P G A 1 ti B6 21 1 K L C P G A 0 ti B7 21 2 K L C P G A t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B1 21 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 7 K L C I C P 6 ti B9 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 6 K L C I C P 5 ti B8 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 5 K L C I C P 4 ti B7 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 4 K L C I C P 3 ti B5 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 3 K L C I C P 2 ti B4 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 2 K L C I C P 1 ti B2 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 1 K L C I C P 0 ti B1 11 ) e v it c a n I/ e v it c A ( 0 K L C I C P t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B- 1 ) d e v r e s e R ( 6 ti B0 11 ) e v it c a n I / e v it c A ( F _ K L C I C P 5 ti B- 1 ) d e v r e s e R ( 4 ti B- 0 ) d e v r e s e R ( 3 ti B- 0 ) d e v r e s e R ( 2 ti B4 3 , 5 31 ) e v it c a n I / e v it c A ( 1 C / T K L C U P C 1 ti B9 3 , 0 41 ) e v it c a n I / e v it c A ( 0 C / T K L C U P C 0 ti B1 4 , 2 41 ) e v it c a n I / e v it c A ( S C _ C / T K L C U P C t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B- X # 3 S F d e h c t a L 6 ti B- X # 2 S F d e h c t a L 5 ti B- X # 1 S F d e h c t a L 4 ti B- X # 0 S F d e h c t a L 3 ti B7 1 ) e v it c a n I / e v it c A ( z H M 8 4 2 ti B8 1 ) e v it c a n I / e v it c A ( z H M 8 4 _ 4 2 1 ti B- 0 d e v r e s e R 0 ti B1 1 ) e v it c a n I / e v it c A ( F E R |