công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C15800 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện C15800
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~25째 spot beam
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

C15800 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Ledil, Inc.

  C15800 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
C15800_MOLLY-S
PHOTOMETRIC DATA (SIMULATED):
LED
VERO13
FWHM
21.0°
Efficiency
90 %
Peak intensity
5.200 cd/lm
Required components:
C13658_CLAMP-VERO13-18
LED
CLL02x/CLU02x (LES10)
FWHM
16.0°
Efficiency
87 %
Peak intensity
8.780 cd/lm
Required components:
Bender Wirth: 434 Typ L1
LED
CXA/B 1816 & CXA/B 1820 & CXA 1850
FWHM
19.0°
Efficiency
89 %
Peak intensity
6.450 cd/lm
Required components:
LEDiL: C14123_CLAMP-CXA15-18
LED
CXA/B 25xx
FWHM
25.0°
Efficiency
85 %
Peak intensity
3.500 cd/lm
Required components:
LEDiL: C14036_CLAMP-CXA25-30
Last update: 16/04/2018
Subject to change without prior notice
5/7
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com