công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C15800 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện C15800
Giải thích chi tiết về linh kiện  ~25째 spot beam
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

C15800 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  C15800 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc. C15800 Datasheet HTML 7Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
C15800_MOLLY-S
MOLLY-S
~25° spot beam
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Dimensions
Ø 69.8 mm
Height
24.8 mm
Fastening
Colour
clear
Box size
480 x 280 x 300 mm
Box weight
9.7 kg
Quantity in Box
198 pcs
ROHS compliant
yes
MATERIAL SPECIFICATIONS:
Component
Type
Material
Colour
MOLLY-S
Lens
PMMA
clear
Last update: 16/04/2018
Subject to change without prior notice
1/7
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.


Số phần tương tự - C15800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
C15801 LEDIL-C15801 Datasheet
4Mb / 7P
~35째 medium beam
C15802 LEDIL-C15802 Datasheet
4Mb / 7P
~60째 wide beam
More results

Mô tả tương tự - C15800

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ledil, Inc.
C11506 LEDIL-C11506 Datasheet
1Mb / 4P
~25째 spot beam compatible with Molex connectors.
C15183 LEDIL-C15183 Datasheet
7Mb / 9P
~25째 spot beam for industrial applications
C15245 LEDIL-C15245 Datasheet
3Mb / 6P
~25째 spot beam for industrial applications
C15430 LEDIL-C15430 Datasheet
7Mb / 6P
~25째 spot beam for industrial applications
C15983 LEDIL-C15983 Datasheet
3Mb / 7P
~25째 spot beam for industrial applications.
C16263 LEDIL-C16263 Datasheet
2Mb / 5P
~25째 spot beam compatible
C13557 LEDIL-C13557 Datasheet
3Mb / 8P
~25째 spot beam
C16599 LEDIL-C16599 Datasheet
3Mb / 6P
~25째 spot beam for industrial applications
C16040 LEDIL-C16040 Datasheet
2Mb / 5P
~25째 spot beam for industrial applications
C17303 LEDIL-C17303 Datasheet
2Mb / 5P
~25째 spot beam for industrial applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com