công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

78602/2JC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện 78602/2JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount General Purpose Pulse Transformers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.

78602/2JC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Murata Power Solutions Inc.

  78602/2JC Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
KMP_786JC_A04 Page 3 of 4
786J Series
Surface Mount General Purpose Pulse Transformers
www.murata-ps.com/support
TAPE & REEL SPECIFICATIONS
REEL OUTLINE DIMENSIONS
TAPE OUTLINE DIMENSIONS
30.4
(1.20) Max.
23.9-27.4 (0.94-1.08)
13.50 (0.53)
12.80 (0.50)
1.50 (0.059)
Min.
60 (2.36) Min.
20.20 (0.80) Min.
100 (3.9)
Min.
Leader section
400 (15.7) Min.
Goods
enclosure
section
Trailer section
160 (6.3) Min.
Ø382 (15.039) Min.
Ø
Ø
*
24.4 (0.96)
26.4 (1.04)
Unless otherwise stated all
dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.01).
* Includes flange distortion at outer edge.
Measured at hub.
0.60 (0.024) Max.
7.20 (0.283)
9.37 (0.369)
Direction of unreeling
1.75 (0.069)
4.00 (0.157)
2.00 (0.079)
12.00 (0.472)
Cover tape
1.50
(0.059
)
+0.004
-0.000
+0.10
-0.00
Unless otherwise stated all
dimensions in mm (inches) ± 0.25 (0.01).



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com