công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

78602/2JC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện 78602/2JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount General Purpose Pulse Transformers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.

78602/2JC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Murata Power Solutions Inc.

  78602/2JC Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. 78602/2JC Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
KMP_786JC_A04 Page 2 of 4
786J Series
Surface Mount General Purpose Pulse Transformers
www.murata-ps.com/support
PACKAGE SPECIFICATIONS
MECHANICAL DIMENSIONS
RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS
WINDING CONFIGURATION (TOP VIEW)
1
2
4
3
* Pins only fitted on 786XX/XJC and 786XX/XJC-R variants.
12.70 (0.5)
9.52 (0.375)
Max.
2.54 (0.1)
0.90 (0.04)
6.35
(0.25)
9.0
(0.354)
0.63 (0.025)
0.53 (0.021)
0.30 (0.012)
0.20 (0.008)
XYYWW
78601/1JC
1
2*
3
4
5*
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5*
6
1
2
3
4
5
6
11.50
(0.45)
2.54 (0.10)
1.00
(0.04)
1.60 (0.06)
Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches)
±0.25 (0.01). All pins on a 2.54 (0.1) pitch and within ±
0.25 (0.01) of true position
.
Unless otherwise stated all dimensions in mm (inches)
±0.25 (0.01). All pins on a 2.54 (0.1) pitch and within
±0.25 (0.01) of true position
.
Package Weight: 1.1g Typ.
Pri
Sec
Sec 1
Sec 2
Pri
Pri
Sec
Sec
Pri



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com