công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29PDLI27H68PCIN bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29PDLI27H68PCIN
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Page Mode Simultaneous Read/Write Flash Memory with Enhanced VersatileIO Control
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29PDLI27H68PCIN bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - SPANSION

Back Button AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 30Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 31Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 32Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 33Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 34Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 35Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 36Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 37Page - SPANSION AM29PDLI27H68PCIN Datasheet HTML 38Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 68 page
background image
32
Am29PDL127H
June 30, 2003
ADV ANCE
I N FO RMAT I O N
Table 11.
Device Geometry Definition
Addresses
Data
Description
27h
0018h
Device Size = 2
N byte
28h
29h
0001h
0000h
Flash Device Interface description (refer to CFI publication 100)
2Ah
2Bh
0000h
0000h
Max. number of byte in multi-byte write = 2
N
(00h = not supported)
2Ch
0003h
Number of Erase Block Regions within device
2Dh
2Eh
2Fh
30h
0007h
0000h
0020h
0000h
Erase Block Region 1 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
31h
32h
33h
34h
00FDh
0000h
0000h
0001h
Erase Block Region 2 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
35h
36h
37h
38h
0007h
0000h
0020h
0000h
Erase Block Region 3 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
39h
3Ah
3Bh
3Ch
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 4 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com