công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9011IRBCZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL9011IRBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ and High PSRR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL9011IRBCZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
ISL9011
FN9219 Rev.5.00
Page 7 of 11
March 10, 2008
FIGURE 13. LINE TRANSIENT RESPONSE, 3.3V OUTPUT
FIGURE 14. LINE TRANSIENT RESPONSE, 2.8V OUTPUT
FIGURE 15. LOAD TRANSIENT RESPONSE
FIGURE 16. PSRR vs FREQUENCY
FIGURE 17. SPECTRAL NOISE DENSITY vs FREQUENCY
Typical Performance Curves (Continued)
400
s/DIV
VO1 = 3.3V
ILOAD = 150mA
3.6V
4.3V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
400µs/DIV
VO2 = 2.8V
ILOAD = 300mA
3.5V
4.2V
10mV/DIV
CLOAD = 1µF
CBYP = 0.01µF
100µs/DIV
VO (25mV/DIV)
ILOAD
300mA
100µA
VIN = 2.8V
VO = 1.8V
0.1
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
IO = 10mA
CBYP = 0.1µF
CLOAD = 1µF
1000
100
10
1
0.1
10
100
1k
10k
100k
1M
FREQUENCY (Hz)
VIN = 3.6V
VO = 1.8V
ILOAD = 10mA
CBYP = 0.1µF
CIN = 1µF
CLOAD = 1µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com