công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9011IRBCZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL9011IRBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ and High PSRR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL9011IRBCZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL9011IRBCZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
ISL9011
FN9219 Rev.5.00
Page 4 of 11
March 10, 2008
DEVICE START-UP CHARACTERISTICS
Device Enable Time
tEN
Time from assertion of the ENx pin to when the output voltage
reaches 95% of the VO(nom)
250
500
µs
LDO Soft-Start Ramp Rate
tSSR
Slope of linear portion of LDO output voltage ramp during
start-up
30
60
µs/V
EN1, EN2 PIN CHARACTERISTICS
Input Low Voltage
VIL
-0.3
0.5
V
Input High Voltage
VIH
1.4
VIN + 0.3
V
Input Leakage Current
IIL, IIH
0.1
µA
Pin Capacitance
CPIN
Informative
5
pF
NOTE:
6. VOx = 0.98*VOx(NOM); Valid for VOx greater than 1.85V.
7. Parts are 100% tested at +25°C. Temperature limits established by characterization and are not production tested.
Electrical Specifications
Unless otherwise noted, all parameters are guaranteed over the operational supply voltage and temperature
range of the device as follows:
TA = -40°C to +85°C; VIN = (VO + 1.0V) to 6.5V with a minimum VIN of 2.3V; CIN = 1µF; CO = 1µF;
CBYP =0.01µF: (Continued)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
(Note 7) TYP
MAX
(Note 7) UNITS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com