công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL9012IRMMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ISL9012
FN9220 Rev 4.00
Page 6 of 12
December 10, 2015
FIGURE 8. VO1 DROPOUT VOLTAGE vs LOAD CURRENT
FIGURE 9. GROUND CURRENT vs INPUT VOLTAGE
FIGURE 10. GROUND CURRENT vs LOAD
FIGURE 11. GROUND CURRENT vs TEMPERATURE
FIGURE 12. POWER-UP/POWER-DOWN
FIGURE 13. POWER-UP/POWER-DOWN WITH POR SIGNALS
Typical Performance Curves (Continued)
100
125
150
175
75
50
25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
OUTPUT LOAD (mA)
VO1 = 3.3V
+85
C
+25
C
-40
C
30
35
40
45
55
25
4.0
5.0
6.5
INPUT VOLTAGE (V)
50
3.0
3.5
4.58
5.5
6.0
IO (BOTH CHANNELS) = 0µA
VO1 = 3.3V
VO2 = 2.8V
-40
C
+25
C
+125
C
200
160
100
20
0
50
100
150
200
250
400
0
LOAD CURRENT (mA)
350
300
VO1 = 3.3V
VIN = 3.8V
VO2 = 2.8V
40
60
80
120
140
180
+85
C
-40
C
+25
C
35
25
-10
20
50
110
-40
TEMPERATURE (
C)
45
50
55
40
30
-25
5
35
80
65
95
125
VIN = 3.8V
VO = 3.3V
ILOAD = 0µA
BOTH OUTPUTS ON
2
3
4
5
1
0
12
34
5
6
7
10
TIME (s)
89
VO2
VO1
VIN
0
VO1 = 3.3V
VO2 = 2.8V
IL1 = 150mA
IL2 = 300mA
1.5
2.0
2.5
3.0
1.0
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
5.0
0
TIME (s)
4.0
4.5
VO-1
POR
VO-2
0
3.5
VO1 = 3.3V
VO2 = 2.8V
IL1 = 150mA
IL2 = 300mA
CPOR = 0.1µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com