công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL9012IRMMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Low Noise, Low IQ, and High PSRR
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL9012IRMMZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL9012IRMMZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
ISL9012
FN9220 Rev 4.00
Page 5 of 12
December 10, 2015
Typical Performance Curves
FIGURE 2. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE (3.3V
OUTPUT)
FIGURE 3. OUTPUT VOLTAGE CHANGE vs LOAD CURRENT
FIGURE 4. OUTPUT VOLTAGE CHANGE vs TEMPERATURE
FIGURE 5. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE
(VO1 = 3.3V)
FIGURE 6. OUTPUT VOLTAGE vs INPUT VOLTAGE
(VO2 = 2.8V)
FIGURE 7. VO1 DROPOUT VOLTAGE vs LOAD CURRENT
INPUT VOLTAGE (V)
-0.6
-0.2
0.2
0.6
-0.8
3.8
4.2
6.2
5.8
6.6
3.4
4.6
5.0
5.4
-0.4
0.0
0.4
0.8
VO = 3.3V
+85
C
-40
C
+25
C
ILOAD = 0mA
0.04
0.06
-0.06
-0.10
100
200
300
400
0
LOAD CURRENT - IO (mA)
-0.02
0.00
0.02
0.08
0.10
-0.04
-0.08
50
150
250
350
VIN = 3.8V
VO = 3.3V
+85
C
-40
C
+25
C
0.04
0.06
-0.06
-0.10
-10
20
50
110
-40
TEMPERATURE (
C)
-0.02
0.00
0.02
0.08
0.10
-0.04
-0.08
-25
5
35
80
65
95
125
VIN = 3.8V
VO = 3.3V
ILOAD = 0mA
INPUT VOLTAGE (V)
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
2.9
2.8
3.1
3.6
4.1
4.6
5.1
6.1
5.6
IO = 150mA
IO = 0mA
VO1 = 3.3V
6.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.4
2.3
2.63.1
3.64.1
4.65.1
6.1
INPUT VOLTAGE (V)
5.6
IO = 0mA
IO = 300mA
VO2 = 2.8V
IO = 150mA
6.5
200
250
300
350
150
100
50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
OUTPUT LOAD (mA)
VO2 = 2.8V
VO1 = 3.3V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com