công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VIARMB-T2F2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện VIARMB-T2F2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Autoranging Rectifier Modules Up to 1500 Watts
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

VIARMB-T2F2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vicor Corporation

  VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation VIARMB-T2F2 Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
VI-ARM™
Rev 4.9
vicorpower.com
Page 3 of 11
06/2017
800 927.9474
VI-ARMx1xx
Electrical Characteristics (Cont.)
GENERAL SPECIFICATIONS
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Notes
MTBF
>1,000,000
hours
25˚C, ground benign
Baseplate material
Aluminum
Cover
Kapton insulated aluminum, plastic molded terminal blocks
Pin material
Copper, tin/lead solder dipped (solder pins)
Gold plated nickel copper (Modumate and RoHS)
Weight
1.6 (45)
ounces (grams)
Size
2.28 x 1.45 x 0.5
inches
(57,9 x 36,8 x 12,7)
(mm)
SAFETY SPECIFICATIONS
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Notes
Isolation voltage (IN to OUT)
None
Isolation provided by DC-DC converter(s)
Dielectric withstand
1,500
VRMS
(I/O to baseplate)
Leakage current
100
µA
No filter
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1520
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Input Voltage (AC)
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Input Voltage (AC)
Figure 1 — 90 – 130VAC ARMB output power rating
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500
1520
180
190
200
210
220
230
240
250
260
Input Voltage (AC)
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
90
95
100
105
110
115
120
125
130
Input Voltage (AC)
Figure 2 — 180 – 260VAC ARMB output power rating
VI-ARMB DERATING
AGENCY APPROVALS
Safety Standards
Agency Markings
Notes
ARM1 xxx
UL60950, EN60950, CSA 60950
cTÜVus
Baseplate earthed, fast acting line fuse,
Bussman ABC10
CE Marked
Low voltage directive
ARM2 xxx
UL60950, EN60950, CSA 60950
cTÜVus
Baseplate earthed, fast acting line fuse,
Bussman ABC15
CE Marked
Low voltage directive



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com