công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCW-JDSI.PC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện LCW-JDSI.PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  white SMT package, colored diffused silicone resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-JDSI.PC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-JDSI.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
Version 1.0
LCW JDSI.PC
2013-07-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 2) page 22
Durchlassspannungsgruppen 2)Seite 22
Group
Luminous
Intensity 1) page 22
Luminous
Intensity 1) page 22
Luminous Flux
Luminous Flux
Gruppe
Lichtstärke
1) Seite 22
Lichtstärke
1) Seite 22
Lichtstrom
Lichtstrom
(min.) Iv [mcd]
(max.) Iv [mcd]
(extrapolated
min.) ΦV [mlm]
(extrapolated
max.) ΦV [mlm]
FS
14000
15000
41200
44100
FT
15000
16400
44100
48200
FU
16400
18000
48200
52900
GP
18000
19400
52900
57000
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
The extrapolated typical minimum and maximum values are calculated with a typical ΦV/IV factor of 2.94. It is to consider that the ±3σ range of the ΦV/IV
factor is 2.8 - 3.1.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Der extrapolierte typische Minimum- und Maximumlichtstrom sind mit einem ΦV/IV-Faktor von 2,94 berechnet. Mit der ±3σ-Abweichung ergibt sich ein
ΦV/IV-Faktor von 2,8 bis 3,1.
Group
Gruppe
(min.) VF [V]
(max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
M2
3.10
3.20
N1
3.20
3.30
N2
3.30
3.40
O1
3.40
3.50
O2
3.50
3.60



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22